| データシートサーチシステム |
|
NFSW157KT データシート(PDF) 7 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NFSW157KT データシート(HTML) 7 Page - NICHIA CORPORATION |
|
7 / 22 page ![]() NICHIA STS-DA1-5986A <Cat.No.200409> 6 OUTLINE DIMENSIONS (単位 Unit: mm) This product complies with RoHS Directive. 本製品は RoHS指令に適合しております。 * (単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.1) No. STS-DA7-16435 Part No. NFSW157K The dimension(s) in parentheses are for reference purposes. 括弧で囲まれた寸法は参考値です。 * (0.2) 0.6 3 (2.66) 2.6 1.61 0.49 Anode Cathode Dimensions do not include mold flash or metal burr. バリは寸法に含まないものとします。 * パッケージ材質 Package Materials 封止樹脂材質 Encapsulating Resin Materials 耐熱性ポリマー Heat-Resistant Polymer シリコーン樹脂 (拡散剤 +蛍光体入り) Silicone Resin (with diffuser and phosphor) 項目 Item 内容 Description 質量 Weight 0.0085g(TYP) 電極材質 Electrodes Materials 銅合金 +銀メッキ Ag-plated Copper Alloy 保護素子 Protection Device K A |