| データシートサーチシステム |
|
LD1085D2T データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LD1085D2T データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 19 page ![]() LD1085 SERIES 12/19 Figure 22: Line Transient Figure 23: Load Transient Figure 24: Load Transient VI=12 to 13V, IO=200mA, CI = 1µF(tant), CO=10µF(tant), CADJ =1µF VI=12 V, IO=0.12 to 3 A, CI = 1µF(tant), CO=10µF(tant) CADJ =1µF VI=12 V, IO=0.12 to 3 A, CI = 1µF(tant), CO=10µF(tant) CADJ =1µF |