| データシートサーチシステム |
|
LF45C データシート(PDF) 29 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF45C データシート(HTML) 29 Page - STMicroelectronics |
|
29 / 34 page ![]() LF00 SERIES 29/34 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 D1 1.27 0.050 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G 4.95 5.15 0.194 0.203 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H2 10.0 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.0 14.0 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.2 6.6 0.244 0.260 L9 3.5 3.93 0.137 0.154 DIA. 3.75 3.85 0.147 0.151 TO-220 MECHANICAL DATA P011C |