| データシートサーチシステム |
|
STPS20120CFP データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS20120CFP データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 9 page ![]() Package information STPS20120C 6/9 Table 5. I2PAK dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 b 0.70 0.93 0.028 0.037 b1 1.14 1.70 0.044 0.067 b2 1.14 1.70 0.044 0.067 c 0.45 0.60 0.018 0.024 c2 1.23 1.36 0.048 0.054 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 E 10.0 10.4 0.394 0.409 L 13.1 13.6 0.516 0.535 L1 3.48 3.78 0.137 0.149 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 e D L L1 L2 b1 b b2 E A c2 A1 c |