| データシートサーチシステム |
|
STGD18N40LZ データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGD18N40LZ データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 18 page ![]() Package mechanical data STGD18N40LZ - STGB18N40LZ 12/18 DIM. mm. min. typ max. A 2.20 2.40 A1 0.901.10 b 0.64 0.90 b2 0.95 b4 5.20 5.40 c 0.45 0.60 c2 0.48 0.60 D 6.00 6.20 E 6.40 6.60 e2.28 e1 4.40 4.60 H 16.10 L 9.00 9.40 (L1) 0.801.20 L2 0.80 V1 10 o TO-251 (IPAK) mechanical data 0068771_H |