| データシートサーチシステム |
|
STM32L462CEI6 データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L462CEI6 データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 198 page ![]() Functional overview STM32L462CE STM32L462RE STM32L462VE 24/198 DocID029969 Rev 1 Table 3. Functionalities depending on the working mode(1) Peripheral Run Sleep Low- power run Low- power sleep Stop 0/1 Stop 2 Standby Shutdown VBAT - - - - CPU Y - Y - - -- -- -- -- Flash memory (up to 512 KB) O(2) O(2) O(2) O(2) - -- -- -- -- SRAM1 (128 KB) Y Y(3) YY(3) Y -Y -- -- -- SRAM2 (32 KB) Y Y(3) YY(3) Y -Y -O(4) -- -- Quad SPI O O O O - -- -- -- -- Backup Registers Y Y Y Y Y -Y -Y -Y -Y Brown-out reset (BOR) YY YY Y YY YY Y- -- Programmable Voltage Detector (PVD) O OOO O OO O- -- -- Peripheral Voltage Monitor (PVMx; x=1,3,4) O OOO O OO O- -- -- DMA O OOO - -- -- -- -- High Speed Internal (HSI16) O OOO (5) - (5) -- -- -- Oscillator RC48 O O - - - -- -- -- -- High Speed External (HSE) O OOO - -- -- -- -- Low Speed Internal (LSI) O OOO O -O -O -- -- Low Speed External (LSE) O OOO O -O -O -O -O Multi-Speed Internal (MSI) O OOO - -- -- -- -- Clock Security System (CSS) O OOO - -- -- -- -- Clock Security System on LSE O OOO O OO OO O- -- RTC / Auto wakeup O O O O O OO OO OO OO Number of RTC Tamper pins 33 33 3 O3 O3 O3 O3 |