| データシートサーチシステム |
|
SD2932 データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SD2932 データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 12 page ![]() 11/12 SD2932 1020876B Controlling Dimension: Inches M244 (.400 x .860 4/L BAL N/HERM W/FLG) MECHANICAL DATA mm Inch MIN. TYP. MAX MIN. TYP. MAX A 5.59 5.84 0.220 0.230 B 5.08 0.200 C 3.02 3.28 0.119 0.129 D 9.65 9.91 0.380 0.390 E 19.81 20.82 0.780 0.820 F 10.92 11.18 0.430 0.440 G 27.94 1.100 H 33.91 34.16 1.335 1.345 I 0.10 0.15 0.004 0.006 J 1.52 1.78 0.060 0.070 K 2.59 2.84 0.102 0.112 L 4.83 5.84 0.190 0.230 M 10.03 10.34 0.395 0.407 N 21.59 22.10 0.850 0.870 DIM. |