| データシートサーチシステム |
|
M22101 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M22101 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Plastic DIP24 (0.25) MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.63 0.025 b 0.45 0.018 b1 0.23 0.31 0.009 0.012 b2 1.27 0.050 D 32.2 1.268 E 15.2 16.68 0.598 0.657 e 2.54 0.100 e3 27.94 1.100 F 14.1 0.555 I 4.445 0.175 L 3.3 0.130 P043A M22101/M22102 6/8 |