データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M22102 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 M22102
部品情報  WITH CONTROL MEMORY 4 X 4 X 2 CROSSPOINT SWITCHES
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M22102 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  M22102 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M22102 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M22102 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M22102 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M22102 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M22102 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M22102 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M22102 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Plastic DIP24 (0.25) MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
a1
0.63
0.025
b
0.45
0.018
b1
0.23
0.31
0.009
0.012
b2
1.27
0.050
D
32.2
1.268
E
15.2
16.68
0.598
0.657
e
2.54
0.100
e3
27.94
1.100
F
14.1
0.555
I
4.445
0.175
L
3.3
0.130
P043A
M22101/M22102
6/8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8