| データシートサーチシステム |
|
ISO7240CFDWRG4 データシート(PDF) 13 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ISO7240CFDWRG4 データシート(HTML) 13 Page - Texas Instruments |
|
13 / 16 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant ISO7240CFDWR SOIC DW 16 2000 330.0 16.4 10.9 10.78 3.0 12.0 16.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 22-Apr-2008 Pack Materials-Page 1 |