| データシートサーチシステム |
|
AP80H03GD データシート(PDF) 5 Page - A POWER MICROELECTRONICS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP80H03GD データシート(HTML) 5 Page - A POWER MICROELECTRONICS |
|
5 / 7 page ![]() AP80H03GD 30V N+N-Channel Enhancement Mode MOSFET AP80H03GD RVE1.0 永源微電子科技有限公司 Package Mechanical Data Reel Spectification-TO-252-4 Dimensions Millimeters Inches Ref. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. W E F D0 D1 P0 P1 P2 A0 B0 K0 T t1 15.90 1.65 7.40 1.40 16.10 1.85 7.60 1.60 0.626 0.065 0.291 0.055 0.634 0.073 0.299 0.063 1.40 1.60 7.90 10.45 10.60 0.411 0.417 0.24 0.27 0.009 0.011 0.055 0.063 3.90 4.10 6.90 0.271 10P0 0.154 0.161 8.10 0.311 0.319 1.90 2.10 0.075 0.083 0.10 0.004 40.00 1.575 2.78 0.109 16.00 1.75 7.50 1.50 1.50 4.00 8.00 2.00 10.50 0.630 0.069 0.295 0.059 0.059 0.157 0.315 0.079 0.413 6.85 7.00 2.68 2.88 0.270 0.276 0.105 0.113 39.80 40.20 1.567 1.583 |