| データシートサーチシステム |
|
STM32F101R6U6 データシート(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F101R6U6 データシート(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 87 page ![]() DocID15058 Rev 6 23/87 STM32F101x4, STM32F101x6 Pinouts and pin description 86 Table 4. Low-density STM32F101xx pin definitions Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions(3)(4) Default Remap 11 - VBAT S- VBAT -- 22 - PC13-TAMPER- RTC(5) I/O - PC13(6) TAMPER-RTC - 3 3 - PC14-OSC32_IN(5) I/O - PC14(6) OSC32_IN - 4 4 - PC15-OSC32_OUT(5) I/O - PC15(6) OSC32_OUT - 5 5 2 OSC_IN I - OSC_IN - - 66 3 OSC_OUT O - OSC_OUT - - 7 7 4 NRST I/O - NRST - - - 8 - PC0 I/O - PC0 ADC_IN10 - - 9 - PC1 I/O - PC1 ADC_IN11 - - 10 - PC2 I/O - PC2 ADC_IN12 - - 11 - PC3 I/O - PC3 ADC_IN13 - 812 5 VSSA S- VSSA -- 913 6 VDDA S- VDDA -- 10 14 7 PA0-WKUP I/O - PA0 WKUP/USART2_CTS/ ADC_IN0/ TIM2_CH1_ETR(7) - 11 15 8 PA1 I/O - PA1 USART2_RTS/ ADC_IN1/TIM2_CH2(7) - 12 16 9 PA2 I/O - PA2 USART2_TX/ ADC_IN2/TIM2_CH3(7) - 13 17 10 PA3 I/O - PA3 USART2_RX/ ADC_IN3/TIM2_CH4(7) - -18 - VSS_4 S- VSS_4 -- -19 - VDD_4 S- VDD_4 -- 14 20 11 PA4 I/O - PA4 SPI_NSS(7)/ADC_IN4 USART2_CK - 15 21 12 PA5 I/O - PA5 SPI_SCK(7)/ADC_IN5 - 16 22 13 PA6 I/O - PA6 SPI_MISO(7)/ADC_IN6/ TIM3_CH1(7) - |