データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST7FOXF1 データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

部品番号 ST7FOXF1
部品情報  8-bit MCU with single voltage Flash memory, SPI, I²C, ADC, timers
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7FOXF1 データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7FOXF1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ST7FOXF1 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 226 page
background image
List of figures
ST7FOXF1, ST7FOXK1, ST7FOXK2
12/226
Figure 49.
One pulse mode and PWM timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Figure 50.
Dynamic DCR2/3 update in one pulse mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Figure 51.
Force overflow timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Figure 52.
Lite timer 2 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 53.
Input Capture timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 54.
Watchdog timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 55.
Timer block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Figure 56.
16-bit read sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Figure 57.
Counter timing diagram, internal clock divided by 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Figure 58.
Counter timing diagram, internal clock divided by 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Figure 59.
Counter timing diagram, internal clock divided by 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Figure 60.
Input capture block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Figure 61.
Input capture timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Figure 62.
Output compare block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Figure 63.
Output compare timing diagram, fTIMER =fCPU/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Figure 64.
Output compare timing diagram, fTIMER =fCPU/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Figure 65.
One pulse mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Figure 66.
One pulse mode timing example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Figure 67.
Pulse width modulation mode timing example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Figure 68.
Pulse width modulation cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Figure 69.
I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Figure 70.
I2C interface block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Figure 71.
Transfer sequencing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Figure 72.
Event flags and interrupt generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Figure 73.
Serial peripheral interface block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Figure 74.
Single master/ single slave application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Figure 75.
Generic SS timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Figure 76.
Hardware/software slave select management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Figure 77.
Data clock timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Figure 78.
Clearing the WCOL bit (write collision flag) software sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Figure 79.
Single master / multiple slave configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Figure 80.
ADC block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Figure 81.
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Figure 82.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Figure 83.
SPI slave timing diagram with CPHA=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Figure 84.
SPI slave timing diagram with CPHA=1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Figure 85.
SPI master timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Figure 86.
Typical application with an external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Figure 87.
Typical application with a crystal or ceramic resonator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Figure 88.
Two typical applications with unused I/O pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Figure 89.
RESET pin protection when LVD is enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Figure 90.
RESET pin protection when LVD is disabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Figure 91.
Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Figure 92.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Figure 93.
ST7FOXF1/ST7FOXK1/ST7FOXK2 ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Figure 94.
20-pin plastic small outline package, 300-mil width, package outline. . . . . . . . . . . . . . . . 220
Figure 95.
20-pin plastic dual in-line package, 300-mil width, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Figure 96.
32-pin plastic dual in-line package, shrink 400-mil width, package outline. . . . . . . . . . . . 222
Figure 97.
32-pin low profile quad flat package (7x7), package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More