| データシートサーチシステム |
|
1602-F データシート(PDF) 60 Page - Powertip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1602-F データシート(HTML) 60 Page - Powertip Technology |
|
60 / 65 page ![]() ST7066U V2.0 2001/03/01 37/42 #" Assume the oscillation frequency is 270KHZ, 1 clock cycle time = 3.7us, 1/11 duty; 1/4 bias,1 frame = 3.7us x 400 x 11 = 16280us=16.3ms (61.3Hz) 1 2 3 4 11 1 2 3 4 11 1 2 3 4 11 Vcc V1 V2 V3 V4 V5 COM1 Vcc V1 V4 V5 COM2 Vcc V1 V4 V5 COM11 Vcc V1 V4 V5 SEGx off Vcc V1 V4 V5 1 frame SEGx on V2 V3 V2 V3 V2 V3 V2 V3 400 clocks |