| データシートサーチシステム |
|
M54HC02F1R データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M54HC02F1R データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 9 page ![]() Plastic DIP14 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 P001A M54/M74HC02 5/9 |