| データシートサーチシステム |
|
M74HC163 データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HC163 データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 16 page ![]() Ceramic DIP16/1 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 20 0.787 B 7 0.276 D 3.3 0.130 E 0.38 0.015 e3 17.78 0.700 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 H 1.17 1.52 0.046 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 0.51 1.27 0.020 0.050 N 10.3 0.406 P 7.8 8.05 0.307 0.317 Q 5.08 0.200 P053D M54/M74HC160/161/162/163 13/16 |