| データシートサーチシステム |
|
M54HC366 データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M54HC366 データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() M54HC365 8/11 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.1 2.71 0.083 0.107 a1 3.00 3.70 0.118 0.146 a2 0.63 0.88 1.14 0.025 0.035 0.045 B 1.82 2.39 0.072 0.094 b 0.40 0.45 0.50 0.016 0.018 0.020 b1 0.20 0.254 0.30 0.008 0.010 0.012 D 20.06 20.32 20.58 0.790 0.800 0.810 e 7.36 7.62 7.87 0.290 0.300 0.310 e1 2.54 0.100 e2 17.65 17.78 17.90 0.695 0.700 0.705 e3 7.62 7.87 8.12 0.300 0.310 0.320 F 7.29 7.49 7.70 0.287 0.295 0.303 I 3.83 0.151 K 10.90 12.1 0.429 0.476 L 1.14 1.5 0.045 0.059 DILC-16 MECHANICAL DATA 0056437F |