| データシートサーチシステム |
|
M29F400 データシート(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M29F400 データシート(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 34 page ![]() SO-b E N CP B e A2 D C L A1 α H A 1 Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 2.42 2.62 0.095 0.103 A1 0.22 0.23 0.009 0.010 A2 2.25 2.35 0.089 0.093 B 0.50 0.020 C 0.10 0.25 0.004 0.010 D 28.10 28.30 1.106 1.114 E 13.20 13.40 0.520 0.528 e 1.27 – – 0.050 – – H 15.90 16.10 0.626 0.634 L 0.80 – – 0.031 – – α 3 ° 3 ° N44 44 CP 0.10 0.004 Drawing is not to scale. SO44 - 44 lead Plastic Small Outline, 525 mils body width 33/34 M29F400T, M29F400B |