| データシートサーチシステム |
|
M54HC4040F1R データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M54HC4040F1R データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 13 page ![]() Plastic DIP16 (0.25) MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 P001C M54/M74HC4020/4040 9/13 |