データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M74HC697 データシート(PDF) 18 Page - STMicroelectronics

部品番号 M74HC697
部品情報  HC697/699 U/D 4 BIT BINARY COUNTER/REGISTER 3-STATE HC696/698 U/D DECADE COUNTER/REGISTER 3-STATE
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC697 データシート(HTML) 18 Page - STMicroelectronics

Back Button M74HC697 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M74HC697 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 22 page
background image
Plastic DIP20 (0.25) MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
a1
0.254
0.010
B
1.39
1.65
0.055
0.065
b
0.45
0.018
b1
0.25
0.010
D
25.4
1.000
E
8.5
0.335
e
2.54
0.100
e3
22.86
0.900
F
7.1
0.280
I
3.93
0.155
L
3.3
0.130
Z
1.34
0.053
P001J
M54/M74HC696/697/698/699
18/22



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22