データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M74HC692F1R データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics

部品番号 M74HC692F1R
部品情報  HC691/693 4 BIT BINARY COUNTER/REGISTER 3-STATE HC690/692 DECADE COUNTER/REGISTER 3-STATE
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC692F1R データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics

Back Button M74HC692F1R Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M74HC692F1R Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
Ceramic DIP20 MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
25
0.984
B
7.8
0.307
D
3.3
0.130
E
0.5
1.78
0.020
0.070
e3
22.86
0.900
F
2.29
2.79
0.090
0.110
G
0.4
0.55
0.016
0.022
I
1.27
1.52
0.050
0.060
L
0.22
0.31
0.009
0.012
M
0.51
1.27
0.020
0.050
N1
4
° (min.), 15° (max.)
P
7.9
8.13
0.311
0.320
Q
5.71
0.225
P057H
M54/M74HC690/691/692/693
20/23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com