| データシートサーチシステム |
|
M54HC690B1R データシート(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M54HC690B1R データシート(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 23 page ![]() Plastic DIP20 (0.25) MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.254 0.010 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.45 0.018 b1 0.25 0.010 D 25.4 1.000 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.1 0.280 I 3.93 0.155 L 3.3 0.130 Z 1.34 0.053 P001J M54/M74HC690/691/692/693 19/23 |