| データシートサーチシステム |
|
CD74ACT112ME4 データシート(PDF) 8 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CD74ACT112ME4 データシート(HTML) 8 Page - Texas Instruments |
|
8 / 13 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant CD74ACT112M96 SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.1 8.0 16.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 19-Mar-2008 Pack Materials-Page 1 |