| データシートサーチシステム |
|
STP16DP05MTR データシート(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16DP05MTR データシート(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 29 page ![]() Package mechanical data STP16DP05 26/29 Table 18. Tape and reel SO-24 Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 30.4 1.197 Ao 10.8 11.0 0.425 0.433 Bo 15.7 15.9 0.618 0.626 Ko 2.9 3.1 0.114 0.122 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 11.9 12.1 0.468 0.476 Figure 25. Reel dimensions |