| データシートサーチシステム |
|
STP16DP05PTR データシート(PDF) 24 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16DP05PTR データシート(HTML) 24 Page - STMicroelectronics |
|
24 / 29 page ![]() Package mechanical data STP16DP05 24/29 Table 16. Tape and reel TSSOP24 Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.8 7 0.268 0.276 Bo 8.2 8.4 0.323 0.331 Ko 1.7 1.9 0.067 0.075 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 11.9 12.1 0.468 0.476 Figure 23. Reel dimensions |