| データシートサーチシステム |
|
AS3418-EWLT データシート(PDF) 68 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3418-EWLT データシート(HTML) 68 Page - ams-OSRAM AG |
|
68 / 78 page ![]() Document Feedback AS3418 Register Description Datasheet • PUBLIC DS000507 • v4-00 • 2020-Jan-23 77 │ 67 Addr: 0x17 AGC_HOLD Bit Bit Name Default Access Bit Description 0001: 20ms 0010: 40ms 0011: 80ms 0100: 120ms 0101: 160ms 0110: 240ms 0111: 320ms 1000: 400ms 1001: 480ms 1010: 560ms 1011: 640ms 1100: 800ms 1101: 960ms 1110: 1120ms 1111: 1280ms Figure 91: AGC_START_TIME Register Description Addr: 0x18 AGC_START_TIME Bit Bit Name Default Access Bit Description 2:0 START_RAM P_TIME<2:0> 000 R/W This register controls the AGC gain ramp up step time only during startup of the device. 000: 1ms/step 001: 2ms/step 010: 4ms/step 011: 8ms/step 100: 16ms/step 101: 32ms/step 110: 64ms/step 111: 128ms/step |