データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R7KA8M2ADECHC データシート(PDF) 28 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 R7KA8M2ADECHC
部品情報  Renesas Microcontrollers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8M2ADECHC データシート(HTML) 28 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADECHC Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 295 page
background image
Table 1.16
Pin list for the Standard product (4 of 9)
BGA289
BGA224
BGA169
HLQFP176
Power, System, Clock,
Debug, CAC
I/O
ports
ExBus/
SDRAM
Ex.Interrup
t
SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/
USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/
ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/
PDMIF
GPT/AGT/ULPT/RTC
ADC16H/
DAC12/
ACMPHS
CEU
G1
H1
H1
112
—
PA00
A5
IRQ22
CTS_RTS5_B/SS5_B/DE5/
SD0DAT7_A
GTOVLO/GTCPPO7
AD1FLA
G1
VIO_D5
G2
G4
H3
109
—
PA03
A2
IRQ20
TXD2_C/SDA2_C/MOSI2_C/
SD0DAT4_A
GTIV/GTCPPO10
ADST1
VIO_D8
G3
F3
G3
107
—
PA05
A0/BC0/
DQM1
IRQ18
CTS_RTS2_C/SS2_C/DE2/
SD0DAT2_A/PDMDAT2
GTETRGD/GTIOC4A
—
VIO_D10
G4
F4
—
105
—
PA07
RD
IRQ16
CTS7_A/SD0DAT0_A/PDMDAT0
GTETRGB/GTIOC7A
VCOUT
VIO_D12
G5
J5
—
127
—
PC12
D18/
DQ18
IRQ2
SCK6_C/DE6/ET0_MDIO
GTCPPO11
—
—
G6
F5
E4
98
VCC_09
—
—
—
—
—
—
—
G7
F6
E5
—
VSS_09
—
—
—
—
—
—
—
G8
F10
E9
—
VSS4
—
—
—
—
—
—
—
G9
F9
E8
—
VCL4
—
—
—
—
—
—
—
G10
—
—
—
VSS_06
—
—
—
—
—
—
—
G11
—
—
—
VCC_06
—
—
—
—
—
—
—
G12
E11
E10
29
—
P405
—
IRQ30
SCK2_B/DE2/SSITXD0_A/
SD1DAT3_B/ET0_RX_DV/
RGMII0_RX_CTL/RMII0_CRS_DV
GTIOC1A/AGTIO1
—
VIO_D2
G13
E13
—
35
—
P704
—
IRQ26
SSLA1_C/CTX0/SD1DAT7_B/
ET0_RX_ER/RMII0_RX_ER/
PDMCLK1
GTADSM0/GTCPPO0/
AGTO0
—
VIO_D8
G14
F12
C13
34
—
P703
—
IRQ19-DS
SSLA0_C/SD1DAT6_B/
ET0_RX_CLK/RGMII0_RXC/
RMII0_REF50CK/PDMCLK0
GTIOC6B/AGTO1
VCOUT
VIO_D7
G15
F13
—
—
VSS_03
—
—
—
—
—
—
—
G16
F14
—
—
VCC_05
—
—
—
—
—
—
—
G17
F15
—
—
VSS_05
—
—
—
—
—
—
—
H1
H2
—
114
—
P504
A7
IRQ7
SD0WP
GTOULO/GTCPPO1
—
VIO_D3
H2
H3
—
113
—
P503
A6
IRQ6
SD0CD
GTOUUP/GTCPPO6
—
VIO_D4
H3
H4
—
115
—
P505
A8
IRQ8
SD0CLK_A
GTOWUP/GTCPPO2
—
VIO_D2
H4
G3
—
111
—
PA01
A4
IRQ21
CTS5_B/SD0DAT6_A
GTOVUP/GTCPPO8
AD0FLA
G1
VIO_D6
H5
M1
K4
128
—
PC11
D19/
DQ19
IRQ3
CTS_RTS6_C/SS6_C/DE6/
ET0_MDC
GTCPPO12
—
—
H6
G5
F4
118
VCC_10
—
—
—
—
—
—
—
H7
G6
F5
—
VSS_10
—
—
—
—
—
—
—
H8
G7
F6
—
VSS7
—
—
—
—
—
—
—
H9
E8
D7
—
VCL5
—
—
—
—
—
—
—
H10
E7
D6
—
VSS5
—
—
—
—
—
—
—
H11
—
—
—
VCC_04
—
—
—
—
—
—
—
H12
—
—
—
VSS_04
—
—
—
—
—
—
—
H13
H11
F11
13
—
P403
—
IRQ14-DS
CTS_RTS1_A/SS1_A/DE1/
SSIBCK0_A/SD1DAT1_B/
ET1_WOL
GTIOC3A/RTCIC1
AD0FLA
G1
—
H14
G12
—
38
VCC_03
—
—
—
—
—
—
—
H15
G13
—
28
VCC_USBHS
—
—
—
—
—
—
—
H16
G14
—
26
USBHS_DP
—
—
—
—
—
—
—
H17
G15
—
25
USBHS_DM
—
—
—
—
—
—
—
J1
J1
—
116
—
P506
A9
IRQ9
SD0CMD_A
GTOWLO/GTCPPO3
—
VIO_D1
J2
J3
—
117
—
P507
A10
IRQ10
CTS_RTS7_A/SS7_A/DE7/
ET_TAS_STA0
GTADSM0/GTIOC0A
—
VIO_D0
J3
J4
—
119
—
P508
A11
IRQ1
CTS5_A/ET_TAS_STA1
GTADSM1/GTIOC0B
—
VIO_VD
J4
K4
H2
120
—
P509
A12
IRQ2
CTS_RTS5_A/SS5_A/DE5/
ET_TAS_STA2
GTIOC1A/ULPTEVI1
—
VIO_HD
J5
L1
J3
126
—
PC13
D17/
DQ17
IRQ1
RXD6_C/SCL6_C/MISO6_C/
ET0_INT
GTCPPO10
—
—
J6
—
—
—
VCC2_11
—
—
—
—
—
—
—
J7
—
—
—
VSS_11
—
—
—
—
—
—
—
RA8M2 Datasheet
1. Overview
R01DS0438EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 28 of 295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More