データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R7KA8D2BDDCAC データシート(PDF) 33 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 R7KA8D2BDDCAC
部品情報  Renesas Microcontrollers
PDF  292 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8D2BDDCAC データシート(HTML) 33 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 35Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 36Page - Renesas Technology Corp R7KA8D2BDDCAC Datasheet HTML 37Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 292 page
background image
Table 1.16
Pin list for the Standard product (8 of 9)
BGA289
BGA289
without
MIPI
BGA224
BGA224
without
MIPI
Power, System, Clock,
Debug, CAC
I/O
ports
ExBus/
SDRAM
Ex.Interr
upt
SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/
USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/
ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/
PDMIF
GPT/AGT/ULPT/RTC
ADC16H/
DAC12/
ACMPHS
MIPI/
GLCDC/
CEU
R6
R6
N6
N6
—
P802
—
IRQ18
RXD2_A/SCL2_A/MISO2_A/
OM_0_SIO6
GTIW/GTIOC12A
—
—
R7
R7
N7
N7
—
P804
—
IRQ14
CTS_RTS2_A/SS2_A/DE2/
OM_0_SIO7
GTETRGD/GTIOC13A
—
DSI_TE
R8
R8
—
—
—
P501
—
IRQ25
TXD8_B/SDA8_B/MOSI8_B/
USB_OVRCURA/SD1DAT6_A/
PDMDAT1
GTIOC12A
AN020
—
R9
R9
N8
N8
AVCC0
—
—
—
—
—
—
—
R10
R10
N9
N9
AVSS0
—
—
—
—
—
—
—
R11
R11
N10
N10
—
P005
—
IRQ10-
DS
—
—
AN005/
IVCMP3
—
R12
R12
P12
P12
—
P003
—
IRQ29
—
—
AN003/
IVCMP3
—
R13
R13
—
—
—
P513
—
IRQ31
SCK8_A/DE8/ET0_INT
GTIOC13B
AN016/
IVCMP0
LCD_TC
ON3_B/
VIO_FLD
R14
R14
—
—
—
P514
—
IRQ13
SCK4_C/DE4/SDA2_B*1/
ET_TAS_STA1
GTIOC13B
—
LCD_EX
TCLK_B
R15
R15
L13
L13
—
P415
WAIT
IRQ8
TXD4_B/SDA4_B/MOSI4_B/
RSPCKB_B/CTX1/ET1_MDC
GTIOC0A
—
VIO_HD
R16
R16
L10
L10
—
P409
A18
IRQ6
TXD3_A/SDA3_A/MOSI3_A/
SDA0_A*1/USB_OVRCURA-
DS/USBHS_OVRCURA/
GPTP_CAPTURE0
GTOWUP/ULPTOA0
ADST1
—
R17
R17
K12
K12
—
P407
CS6
IRQ22
SCK1_C/DE1/SDA0_B*1/
USB_VBUS/USBHS_VBUSEN/
GPTP_PTPOUT3
GTIOC10B/AGTIO0/
RTCOUT
ADTRG0
—
T1
—
P1
—
MIPI_DL0_P
—
—
—
—
—
—
—
T2
—
P2
—
MIPI_CL_P
—
—
—
—
—
—
—
T3
—
P3
—
MIPI_DL1_P
—
—
—
—
—
—
—
T4
—
P4
—
AVCC_MIPI
—
—
—
—
—
—
—
—
T1
—
P1
CLKOUT
P205
—
IRQ1-DS
TXD4_A/SDA4_A/MOSI4_A/
SCL1_B*1/SSLA1_A/
USB_OVRCURA/SD1CD
GTIV/GTIOC4A/AGTO1
—
—
—
T2
—
P2
—
P203
—
IRQ2-DS
RXD4_A/SCL4_A/MISO4_A/
RSPCKA_A/CTX0/USB_VBUSEN/
SD1CLK_A
GTIOC5A/ULPTOA1
—
—
—
T3
—
P3
—
P313
—
IRQ27
TXD3_C/SDA3_C/MOSI3_C/
MISOA_A/USB_ID/SD1DAT0_A
—
—
—
—
T4
—
—
—
P901
—
IRQ31
CTS_RTS3_C/SS3_C/DE3
GTADSM1/AGTIO1
—
—
T5
T5
P5
P5
—
P809
—
IRQ20
TXD7_B/SDA7_B/MOSI7_B/
OM_0_SCLKN
—
—
—
T6
T6
P6
P6
—
P800
—
IRQ11
CTS2_A/OM_0_SIO5
GTIU/GTIOC11A/AGTOA0
—
—
T7
T7
—
—
—
P502
—
IRQ26
SCK8_B/DE8/USB_OVRCURB/
SD1DAT7_A/PDMDAT2
GTIOC12B
AN019
—
T8
T8
R7
R7
—
P014
—
IRQ27
—
—
AN014/D
A0/
IVCMP0
—
T9
T9
P8
P8
VREFL
—
—
—
—
—
—
—
T10
T10
P9
P9
VREFL0
—
—
—
—
—
—
—
T11
T11
R11
R11
—
P004
—
IRQ9-DS
—
—
AN004/
IVCMP2
—
T12
T12
M9
M9
—
P007
—
IRQ28
—
—
AN007/
IVCMP3
—
T13
T13
N11
N11
—
P001
—
IRQ7-DS
—
—
AN001/
IVCMP3
—
T14
T14
—
—
—
P806
—
IRQ0
RXD8_A/SCL8_A/MISO8_A/
ET1_MDC
—
AN018
LCD_TC
ON0_B/
VIO_D14
T15
T15
—
—
—
P715
—
IRQ12
RXD4_C/SCL4_C/MISO4_C/
ET_TAS_STA2
GTIOC12A
—
LCD_DA
TA23_B
T16
T16
P14
P14
—
P815
—
IRQ15
CTX0/USB_DM
GTIOC8A
—
—
T17
T17
P15
P15
VSS_USB
—
—
—
—
—
—
—
U1
—
R1
—
MIPI_DL0_N
—
—
—
—
—
—
—
RA8D2 Datasheet
1. Overview
R01DS0493EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 33 of 292



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More