| データシートサーチシステム |
|
MC34063AC データシート(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MC34063AC データシート(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 3.3 0.130 a1 0.7 0.028 B 1.39 1.65 0.055 0.065 B1 0.91 1.04 0.036 0.041 b 0.5 0.020 b1 0.38 0.5 0.015 0.020 D 9.8 0.386 E 8.8 0.346 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 7.1 0.280 I 4.8 0.189 L 3.3 0.130 Z 0.44 1.6 0.017 0.063 P001F Plastic DIP-8 MECHANICAL DATA MC34063A 13/15 |