データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MJD117 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 MJD117
部品情報  COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

MJD117 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  MJD117 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics MJD117 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics MJD117 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics MJD117 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics MJD117 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics MJD117 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.9
0.025
0.035
B2
5.2
5.4
0.204
0.212
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
E
6.4
6.6
0.252
0.260
G
4.4
4.6
0.173
0.181
H
9.35
10.1
0.368
0.397
L2
0.8
0.031
L4
0.6
1
0.023
0.039
D
L2
L4
H
DETAIL ”A”
DETAIL ”A”
TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA
0068772-B
MJD112/MJD117
5/6



Html Pages

1 2 3 4 5 6