| データシートサーチシステム |
|
IP3265AF データシート(PDF) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IP3265AF データシート(HTML) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. |
|
7 / 24 page ![]() IP3265 V1.0 7 / 24 Copyright © 2023, Injoinic Corp. 9 功能描述 系统框图 图 2:内部结构框图 概述 IP3265 是一款低功耗电池组保护器,用于 4~5 节串联锂离子/聚合物可充电电池的初级保护的解决方案。 该产品集成了聚合物可充电电池安全运行所需的所有检测和保护, 保护功能包括过充、过放、过流的检测 和保护。保护阈值和延时均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。 过充电状态 任何一节电池电压高于 VOVN 时且这种状态保持在过充电保护延时(tOV)以上的情况下,会关闭充电控 制用开关( Q1)而停止充电,这种状态称为过充电状态。此时,CO 端子下拉为 P−,因此充电用 FET 变为 OFF,并停止充电。 过充电状态在满足下述条件时会被解除: |