| データシートサーチシステム |
|
PD55003L データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55003L データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 13 page ![]() PD55003L 10/13 S-PARAMETER (PD55003L) (VDS = 12.5V IDS = 1.5A) FREQ IS11IS11∠Φ IS21IS21∠Φ IS12IS12∠Φ IS22IS22∠Φ (MHz) 50 0.837 -114 18.43 111 0.030 24 0.588 -132 100 0.799 -143 10.49 93 0.033 6 0.632 -152 150 0.801 -154 6.99 82 0.032 -3 0.656 -158 200 0.809 -159 5.15 74 0.031 -9 0.680 -160 250 0.823 -163 4.00 67 0.029 -14 0.701 -162 300 0.835 -165 3.22 61 0.028 -18 0.726 -163 350 0.845 -167 2.66 56 0.025 -20 0.750 -164 400 0.855 -169 2.23 52 0.024 -24 0.768 -165 450 0.866 -170 1.91 47 0.022 -26 0.789 -166 500 0.876 -171 1.65 43 0.020 -24 0.812 -167 550 0.882 -173 1.44 39 0.018 -25 0.828 -167 600 0.892 -174 1.26 36 0.016 -25 0.836 -168 650 0.898 -175 1.12 33 0.015 -25 0.844 -169 700 0.903 -176 1.00 29 0.013 -20 0.857 -170 750 0.907 -177 0.90 27 0.011 -17 0.868 -171 800 0.909 -178 0.81 24 0.010 -10 0.883 -171 850 0.912 -179 0.73 21 0.009 -6 0.889 -172 900 0.915 -180 0.67 19 0.009 1 0.894 -173 950 0.917 179 0.61 17 0.008 17 0.905 -174 1000 0.917 178 0.56 15 0.008 24 0.907 -174 1050 0.918 178 0.51 13 0.008 32 0.908 -175 1100 0.920 177 0.47 11 0.009 40 0.912 -176 1150 0.920 176 0.44 9 0.010 48 0.919 -177 1200 0.920 175 0.41 7 0.010 57 0.922 -177 1250 0.919 174 0.38 6 0.012 59 0.926 -178 1300 0.919 174 0.35 4 0.013 61 0.931 -179 1350 0.918 173 0.33 3 0.014 63 0.928 -179 1400 0.917 172 0.31 1 0.015 68 0.929 -180 1450 0.914 172 0.29 0 0.016 70 0.933 180 1500 0.912 171 0.27 -1 0.018 71 0.935 179 |