| データシートサーチシステム |
|
TSH340ILT データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSH340ILT データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 13 page ![]() Electrical Characteristics TSH340 7/13 Figure 19. Supply current vs. temperature Figure 20. Output lower rail vs. temperature Figure 21. Output higher rail vs. temperature -40 -20 0 2040 6080 7 8 9 10 11 12 Vcc=5V no Load Temperature (°C) -40 -20 0 20406080 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Vcc=5V Load=150 Ω Temperature (°C) -40 -20 0 20406080 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 Vcc=5V Load=150 Ω Temperature (°C) |