| データシートサーチシステム |
|
PSD813F1 データシート(PDF) 112 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD813F1 データシート(HTML) 112 Page - STMicroelectronics |
|
112 / 120 page ![]() PSD813F1-A Preliminary 108 PSD813F1-A Pin Assignments Pin No. Pin Assignments Pin No. Pin Assignments 1 GND 27 PA2 2 PB5 28 PA1 3 PB4 29 PA0 4 PB3 30 AD0 5 PB2 31 AD1 6 PB1 32 AD2 7 PB0 33 AD3 8 PD2 34 AD4 9 PD1 35 AD5 10 PD0 36 AD6 11 PC7 37 AD7 12 PC6 38 VCC 13 PC5 39 AD8 14 PC4 40 AD9 15 VCC 41 AD10 16 GND 42 AD11 17 PC3 43 AD12 18 PC2 (VSTBY) 44 AD13 19 PC1 45 AD14 20 PC0 46 AD15 21 PA7 47 CNTL0 22 PA6 48 RESET 23 PA5 49 CNTL2 24 PA4 50 CNTL1 25 PA3 51 PB7 26 GND 52 PB6 52-Pin Plastic Leaded Chip Carrier (PLDCC) (Package Type J) |