| データシートサーチシステム |
|
HT46R46 データシート(PDF) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46R46 データシート(HTML) 69 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
69 / 77 page ![]() 28-pin SOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 394 ¾ 419 B 290 ¾ 300 C14 ¾ 20 C ¢ 697 ¾ 713 D92 ¾ 104 E ¾ 50 ¾ F4 ¾¾ G32 ¾ 38 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 10 ° HT46R46/C46/R47/C47/R48A/C48A/R49 Rev. 1.30 69 June 5, 2008 2 8 1 1 5 1 4 A B C D F C ' G H a E |