| データシートサーチシステム |
|
LS-A67B データシート(PDF) 5 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LS-A67B データシート(HTML) 5 Page - ams-OSRAM AG |
|
5 / 19 page ![]() Version 1.0 LS A67B 2013-06-20 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 18 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 18 Group Luminous Intensity 1) page 18 Luminous Intensity 1) page 18 Luminous Flux 7) page 18 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 18 Lichtstärke 1) Seite 18 Lichtstrom 7) Seite 18 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] S2 224 280 755 T1 280 355 955 T2 355 450 1210 U1 450 560 1515 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group super red Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 1 627 639 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |