| データシートサーチシステム |
|
PD57018STR-E データシート(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD57018STR-E データシート(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 28 page ![]() Common source s-parameter PD57018-E, PD57018S-E 20/28 7.5 PD57018 (VDS = 28V IDS = 0.8A) Table 12. S-parameter Freq (MHz) IS11I S11∠Φ IS21I S21∠Φ IS12I S12∠Φ IS22I S22∠Φ 50 0.868 -112 39.29 111 0.019 24 0.523 -99 100 0.841 -142 20.99 89 0.020 5 0.507 -126 150 0.840 -154 13.61 79 0.020 -6 0.532 -135 200 0.852 -160 10.01 69 0.019 -13 0.573 -140 250 0.860 -164 7.78 62 0.018 -19 0.615 -143 300 0.871 -167 6.62 55 0.016 -25 0.660 -146 350 0.883 -169 5.14 50 0.014 -29 0.699 -149 400 0.892 -171 4.27 43 0.013 -32 0.734 -152 450 0.903 -173 3.64 38 0.012 -36 0.762 -154 500 0.911 -174 3.10 33 0.011 -37 0.791 -156 550 0.921 176 2.69 29 0.009 -36 0.814 -159 600 0.927 -177 2.33 25 0.008 -35 0.832 -161 650 0.931 -179 2.07 22 0.007 -32 0.847 -163 700 0.936 180 1.85 18 0.006 -34 0.864 -165 750 0.939 179 1.66 15 0.004 -26 0.876 -166 800 0.944 177 1.50 12 0.004 -19 0.886 -168 850 0.948 176 1.35 9 0.004 -4 0.896 -169 900 0.947 175 1.23 7 0.003 13 0.899 -171 950 0.946 174 1.13 4 0.004 41 0.909 -172 1000 0.948 173 1.03 1 0.004 37 0.913 -173 1050 0.947 173 0.95 -1 0.005 52 0.919 -174 1100 0.946 171 0.89 -4 0.005 60 0.922 -175 1150 0.945 170 0.83 -5 0.006 63 0.923 -177 1200 0.941 169 0.77 -9 0.007 66 0.933 -178 1250 0.946 168 0.72 -11 0.008 74 0.931 -178 1300 0.945 167 0.67 -13 0.009 71 0.937 180 1350 0.947 166 0.63 -15 0.009 71 0.934 179 1400 0.949 164 0.58 -18 0.010 70 0.934 178 1450 0.950 163 0.55 -20 0.001 73 0.938 177 1500 0.948 162 0.51 -21 0.001 83 0.933 176 |