| データシートサーチシステム |
|
LUW-W5AM データシート(PDF) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUW-W5AM データシート(HTML) 2 Page - ams-OSRAM AG |
|
2 / 28 page ![]() 2015-12-16 2 Version 1.1 LUW W5AM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 27 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 27 Bestellnummer I F = 350 mA [K] ΦV [lm] LUW W5AM-LXLY-6P7R 6000 112 ... 150 Q65110A8399 LUW W5AM-KZLY-6P7R 6000 97 ... 150 Q65110A8397 LUW W5AM-KZLY-4C8E-ZN 6500 97 ... 150 Q65110A8834 LUW W5AM-KZLY-5F8G-ZN 5700 97 ... 150 Q65110A8835 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW W5AM-KZLY-6P7R means that only one group KZ, LX, LY will be shippable for any packing unit. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW W5AM-KZLY-6P7R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KZ, LX, LY enhalten ist. |