データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SN74CBT16390 データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

部品番号 SN74CBT16390
部品情報  16-BIT TO 32-BIT FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER BUS SWITCH
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74CBT16390 データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74CBT16390_08 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO001C – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DL (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040048 / E 12/01
48 PINS SHOWN
56
0.730
(18,54)
0.720
(18,29)
48
28
0.370
(9,40)
(9,65)
0.380
Gage Plane
DIM
0.420 (10,67)
0.395 (10,03)
A MIN
A MAX
0.010 (0,25)
PINS **
0.630
(16,00)
(15,75)
0.620
0.010 (0,25)
Seating Plane
0.020 (0,51)
0.040 (1,02)
25
24
0.008 (0,203)
0.0135 (0,343)
48
1
0.008 (0,20) MIN
A
0.110 (2,79) MAX
0.299 (7,59)
0.291 (7,39)
0.004 (0,10)
M
0.005 (0,13)
0.025 (0,635)
0
°–8°
0.005 (0,13)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
D. Falls within JEDEC MO-118



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com