| データシートサーチシステム |
|
2RMDCL-8T6/B データシート(PDF) 6 Page - YAGEO Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2RMDCL-8T6/B データシート(HTML) 6 Page - YAGEO Corporation |
|
6 / 6 page ![]() 6 6 Product Specification 2R-8x6(T6) series GAS DISCHARGE TUBS Circuit Protection Axial Packing (Tape & Reel) Tape Symbol Dimension (mm) Spec. Tolerance P 10.0 ±0.5 W 65.0 ±1.0 E 6.0 ±0.5 F 26.5 ±0.5 d 0.8 ±0.1 Reel A1 330.0 ±2.0 B1 70.0 ±2.0 C1 82.0 ±2.0 D 25.0 ±0.5 t 2.0 ±0.2 Quantity: 800pcs SMD Packing (Tape & Reel) Tape Symbol Dimension (mm) Spec. Tolerance W 16.00 ±0.20 P0 4.00 ±0.10 P1 12.00 ±0.20 P2 2.00 ±0.10 D0 1.55 ±0.05 E 1.75 ±0.10 F 7.50 ±0.10 A0 8.20 ±0.10 K0 8.50 ±0.10 B0 7.50 ±0.10 t0 0.50 ±0.10 Reel D 330.00 ±2.00 d 13.00 ±0.50 L 20.00 ±2.00 t 2.00 ±0.20 Quantity: 500pcs |