| データシートサーチシステム |
|
0031321 データシート(PDF) 3 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
0031321 データシート(HTML) 3 Page - Lapp. |
|
3 / 3 page ![]() Article number Number of pairs and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) UNITRONIC® Li2YCY (TP) 0031320 2 x 2 x 0.22 6.5 24.2 59 0031321 3 x 2 x 0.22 7.1 28.6 66 0031322 4 x 2 x 0.22 7.3 34.2 78 0031323 8 x 2 x 0.22 9.1 70 125 0031324 10 x 2 x 0.22 10.4 76 143 0031335 1 x 2 x 0.34 5.8 20 44 0031325 2 x 2 x 0.34 7.7 34.1 79 0031326 3 x 2 x 0.34 8.4 43 89 0031327 4 x 2 x 0.34 8.7 47 101 0031328 8 x 2 x 0.34 11 85.8 176 0031336 1 x 2 x 0.5 6.3 29 53 0031330 2 x 2 x 0.5 8.5 37 85 0031331 3 x 2 x 0.5 9.3 55 105 0031332 4 x 2 x 0.5 9.6 60 122 0031333 8 x 2 x 0.5 12.7 113.3 213 0031334 10 x 2 x 0.5 14.8 154 261 |