| データシートサーチシステム |
|
2STC5948 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2STC5948 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Package mechanical data 2STC5948 6/8 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A4.6 5 A1 1.45 1.50 1.65 A2 1.20 1.40 1.60 b0.80 1 1.20 b1 1.80 2.20 b2 2.80 3.20 c 0.55 0.60 0.75 D 19.70 19.90 20.10 D1 13.90 E 15.40 15.80 E1 13.60 E2 9.60 e 5.15 5.45 5.75 L 19.50 20 20.50 L1 3.50 L2 18.20 18.40 18.60 P 3.10 3.30 Q5 Q1 3.80 TO-3P Mechanical data |