| データシートサーチシステム |
|
DEVKIT-MPC5744P データシート(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DEVKIT-MPC5744P データシート(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 24 page ![]() EXTERNAL USE 6 DEVKIT-MPC5744P Board : Pinout 1 of 3 Arduino Compatibility The internal rows of the I/O headers on the DEVKIT-MPC5744P are arranged to fulfill Arduino™ shields compatibility . J2 J1 FUNCTION PORT PIN PIN PORT FUNCTION LT_PA13 J1-15 J1-16 PB6 CLKOUT LT_PA12 J1-13 J1-14 PE7 ETIMER_0_ETC3 LT_PD14 J1-11 J1-12 PA8 ETIMER_2_ETC4 ETIMER_0_ETC2 LT_PF0 J1-09 J1-10 PA7 ETIMER_2_ETC3 FLEXPWM_0_B0 LT_PA10 J1-07 J1-08 PA6 ETIMER_2_ETC2 FLEXPWM_0_A0 LT_PA11 J1-05 J1-06 PA5 ETIMER_1_ETC5 FLEXPWM_0_X0 LT_PD9 J1-03 J1-04 PA4 ETIMER_0_ETC4 LT_PD12 J1-01 J1-02 PA3 ETIMER_0_ETC3 FUNCTION PORT PIN PIN PORT FUNCTION LT_PA15 J2-19 J2-20 PA15 CAN1_RXD LT_PA9 J2-17 J2-18 PA14 CAN1_TXD NC J2-15 J2-16 PB3 LIN0_RXD GND J2-13 J2-14 PB2 LIN0_TXD DSPI0_SCK LT_PC5 J2-11 J2-12 PD10 FLEXPWM_0_A0 DSPI0_SIN LT_PC7 J2-09 J2-10 PD4 FLEXPWM_0_B3 DSPI0_SOUT LT_PC6 J2-07 J2-08 PD3 FLEXPWM_0_A3 DSPI0_CS0 LT_PC4 J2-05 J2-06 PE11 LT_PG7 J2-03 J2-04 PC14 LT_PD2 J2-01 J2-02 PC10 J2 J1 |