| データシートサーチシステム |
|
DSPIC30F2010 データシート(PDF) 57 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DSPIC30F2010 データシート(HTML) 57 Page - Microchip Technology |
|
57 / 204 page ![]() TABLE 8-1: dsPIC30F2010 PORT REGISTER MAP TABLE 8-2: INPUT CHANGE NOTIFICATION REGISTER MAP (BITS 15-0) SFR Name Addr. Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Reset State TRISB 02C6 — — — — — — — — — — TRISB5 TRISB4 TRISB3 TRISB2 TRISB1 TRISB0 0000 0000 0011 1111 PORTB 02C8 — — — — — — — — — — RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 0000 0000 0000 0000 LATB 02CA — — — — — — — — — — LATB5 LATB4 LATB3 LATB2 LATB1 LATB0 0000 0000 0000 0000 TRISC 02CC TRISC15 TRISC14 TRISC13 — — — — — — — — — — — — — 1110 0000 0000 0000 PORTC 02CE RC15 RC14 RC13 — — — — — — — — — — — — — 0000 0000 0000 0000 LATC 02D0 LATC15 LATC14 LATC13 — — — — — — — — — — — — — 0000 0000 0000 0000 TRISD 02D2 — — — — — — — — — — — — — — TRISD1 TRISD0 0000 0000 0000 0111 PORTD 02D4 — — — — — — — — — — — — — — RD1 RD0 0000 0000 0000 0000 LATD 02D6 — — — — — — — — — — — — — — LATD1 LATD0 0000 0000 0000 0000 TRISE 02D8 — — — — — — — TRISE8 — — TRISE5 TRISE4 TRISE3 TRISE2 TRISE1 TRISE0 0000 0001 0011 1111 PORTE 02DA — — — — — — — RE8 — — RE5 RE4 RE3 RE2 RE1 RE0 0000 0000 0000 0000 LATE 02DC — — — — — — — LATE8 — — LATE5 LATE4 LATE3 LATE2 LATE1 LATE0 0000 0000 0000 0000 TRISF 02DE — — — — — — — — — — — — TRISF3 TRISF2 — — 0000 0000 0000 1100 PORTF 02E0 — — — — — — — — — — — — RF3 RF2 — — 0000 0000 0000 0000 LATF 02E2 — — — — — — — — — — — — LATF3 LATF2 — — 0000 0000 0000 0000 Legend: — = unimplemented bit, read as ‘0’ Note: Refer to “dsPIC30F Family Reference Manual” (DS70046) for descriptions of register bit fields. SFR Name Addr. Bit 15 Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Reset State CNEN1 00C0 CN15IE CN14IE CN13IE CN12IE CN11IE CN10IE CN9IE CN8IE CN7IE CN6IE CN5IE CN4IE CN3IE CN2IE CN1IE CN0IE 0000 0000 0000 0000 CNEN2 00C2 — — — — — — — — — — CN21IE CN20IE CN19IE CN18IE CN17IE CN16IE 0000 0000 0000 0000 CNPU1 00C4 CN15PUE CN14PUE CN13PUE CN12PUE CN11PUE CN10PUE CN9PUE CN8PUE CN7PUE CN6PUE CN5PUE CN4PUE CN3PUE CN2PUE CN1PUE CN0PUE 0000 0000 0000 0000 CNPU2 00C6 — — — — — — — — — — CN21PUE CN20PUE CN19PUE CN18PUE CN17PUE CN16PUE 0000 0000 0000 0000 Legend: — = unimplemented bit, read as ‘0’ Note: Refer to “dsPIC30F Family Reference Manual” (DS70046) for descriptions of register bit fields. |