| データシートサーチシステム |
|
CC2591RGVT データシート(PDF) 13 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CC2591RGVT データシート(HTML) 13 Page - Texas Instruments |
|
13 / 18 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant CC2591RGVR QFN RGV 16 2500 330.0 12.4 4.3 4.3 1.5 8.0 12.0 Q2 CC2591RGVT QFN RGV 16 250 330.0 12.4 4.3 4.3 1.5 8.0 12.0 Q2 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 13-Jun-2008 Pack Materials-Page 1 |