| データシートサーチシステム |
|
CW1053ALFS データシート(PDF) 14 Page - CellWise Microelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CW1053ALFS データシート(HTML) 14 Page - CellWise Microelectronics |
|
14 / 15 page ![]() CW1053 14 © 2015-2021 Cellwise Microelectronics 封装图和封装尺寸 QFN16L Package BOTTOM VIEW EXPOSED THERMAL PAD ZONE h D2 e Nd D 1 2 1 2 SIDE VIEW b1 TOP VIEW SYMBOL MILLIMETER MIN. NOM. MAX. A 0.70 0.75 0.80 A1 -- 0.02 0.05 b 0.18 0.25 0.30 b1 0.16REF c 0.18 0.20 0.25 D 2.90 3.00 3.10 D2 1.55 1.65 1.75 e 0.50BSC Ne 1.50BSC Nd 1.50BSC E 2.90 3.00 3.10 E2 1.55 1.65 1.75 L 0.35 0.40 0.45 h 0.25 0.30 0.35 |