| データシートサーチシステム |
|
CW1053ALLS データシート(PDF) 15 Page - CellWise Microelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CW1053ALLS データシート(HTML) 15 Page - CellWise Microelectronics |
|
15 / 15 page ![]() CW1053 © 2015-2021 Cellwise Microelectronics 15 版本履历 日期 版本 修改项目 2015-08-11 0.4 V0.4 说明书发布 2015-09-01 1.0 1. 修改下μ 2. 修正产品封装后缀说明 2015-09-21 1.1 1.增加 CW1053ALLS 型号 2.更改最大额定值范围 2017-08-16 1.2 修订说明书格式 2018-01-18 1.3 1.增加 CW1053ALCP 型号 2.更改 VM 对 VSS 电阻值 2018-03-13 1.4 增加 CW1053ALBP,CW1053ALEP 型号 2018-07-21 1.5 增加 CW1053ATAP,CW1053ALKS 型号 2019-03-12 1.6 1.增加 CW1053ALIP 产品型号 2.增加 ESD 等级说明 3.更改过流回复延时时间 4.更改 CO 端驱动能力 2019-06-18 1.7 增加 CW1053ALDP, CW1053ALNS, CW1053ALOP 产品型号 2021-06-26 1.8 1.增加 QFN16 封装 2.增加 CW1053ALJQ/ATJQ/ALFS 产品型号 声明 赛微微电子公司为提高产品的可靠性、功能或设计,保留对其做出变动的权利,恕不另行通知。对于 本文描述的任何产品和电路应用中出现的问题,赛微微电子公司不承担任何责任;不转让其专利权下的任 何许可证,也不转让其他权利。 若无赛微微电子公司总裁正式的书面授权,其产品不可作为生命支持设备或系统中的关键器件。 具体如下: 1. 生命支持器件或系统是指如下的设备或系 统:(a)用于外科植入人体,或(b)支 持或维持生命,以及即使依照标示中的使 用说明进行正确操作,但若操作失败,仍 将对使用者造成严重的伤害。 2. 关键器件是指生命支持设备或系统中,由 于该器件的失效会导致整个生命支持设备 或系统的失效,或是影响其安全性及使用 效果 |