| データシートサーチシステム |
|
ST485AB データシート(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST485AB データシート(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 19 page ![]() ST485AB Package mechanical data 15/19 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 3.3 0.130 a1 0.7 0.028 B1.39 1.65 0.055 0.065 B1 0.91 1.04 0.036 0.041 b 0.5 0.020 b10.38 0.5 0.015 0.020 D 9.8 0.386 E 8.8 0.346 e 2.54 0.100 e3 7.62 0.300 e4 7.62 0.300 F 7.1 0.280 I4.8 0.189 L 3.3 0.130 Z 0.44 1.6 0.017 0.063 Plastic DIP-8 mechanical data P001F |