| データシートサーチシステム |
|
ST3232BW データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST3232BW データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 19 page ![]() Package mechanical data ST3232 12/19 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.068 a1 0.1 0.25 0.004 0.010 a2 1.64 0.063 b 0.35 0.46 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.5 0.019 c1 45° (typ.) D 9.8 10 0.385 0.393 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 8.89 0.350 F 3.8 4.0 0.149 0.157 G 4.6 5.3 0.181 0.208 L 0.5 1.27 0.019 0.050 M 0.62 0.024 S8° (max.) SO-16 MECHANICAL DATA 0016020D |