データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAT3616 データシート(PDF) 5 Page - Catalyst Semiconductor

部品番号 CAT3616
部品情報  6-Channel Charge Pump LED Driver with EZDimTM
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
ホームページ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT3616 データシート(HTML) 5 Page - Catalyst Semiconductor

  CAT3616_08 Datasheet HTML 1Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 2Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT3616_08 Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
CAT3616
© Catalyst Semiconductor, Inc.
5
Doc. No. MD-5018 Rev. C
Characteristics subject to change without notice
TYPICAL CHARACTERISTICS
VIN = 3.6V, IOUT = 90mA (6 LEDs at 15mA), EN = VIN, ENM
¯¯¯ = ENS
¯¯¯ = GND, CIN = C1 = C2 = COUT = 1µF,
TAMB = 25ºC, unless otherwise specified.
LED Current Change vs. Input Voltage
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2
INPUT VOLTAGE [V]
1.5x Mode
1x Mode
LED Current Change vs. Temperature
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
-40 -20
0
2040
6080
TEMPERATURE [°C]
Oscillator Frequency vs. Input Voltage
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
3.03.23.43.63.84.0
INPUT VOLTAGE [V]
Oscillator Frequency vs. Temperature
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
-40040
80
120
TEMPERATURE [°C]
Output Resistance vs. Input Voltage (1x Mode)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
3.03.23.43.6 3.84.04.2
INPUT VOLTAGE [V]
Output Resistance vs. Input Voltage(1.5x Mode)
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
3.0 3.2
3.4 3.6 3.8
4.0 4.2
INPUT VOLTAGE [V]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com